Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1406DH Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1406DH
Szczegółowy opis  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1406DH Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1406DH_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1406DH_10 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
L
c
E
E1
e
D
e1
A2 A
A1
1
-A-
b
-B-
23
65
4
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71154
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC70: 6LEADS
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.90
1.10
0.035
0.043
A1
0.10
0.004
A2
0.80
1.00
0.031
0.039
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.25
0.004
0.010
D
1.80
2.00
2.20
0.071
0.079
0.087
E
1.80
2.10
2.40
0.071
0.083
0.094
E1
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65BSC
0.026BSC
e1
1.20
1.30
1.40
0.047
0.051
0.055
L
0.10
0.20
0.30
0.004
0.008
0.012
7
_Nom
7
_Nom
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5550


Podobny numer części - SI1406DH_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1406DH-T1 VISHAY-SI1406DH-T1 Datasheet
92Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-50366-Rev. B, 28-Feb-05
SI1406DH-T1-E3 VISHAY-SI1406DH-T1-E3 Datasheet
92Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-50366-Rev. B, 28-Feb-05
SI1406DH VISHAY-SI1406DH_08 Datasheet
92Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-50366-Rev. B, 28-Feb-05
More results

Podobny opis - SI1406DH_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com