Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1411DH Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1411DH
Szczegółowy opis  P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1411DH Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI1411DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1411DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1411DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1411DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Vishay Siliconix
SPICE Device Model Si1411DH
SPECIFICATIONS (TJ = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Simulated
Data
Measured
Data
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = −250 µA
3.3
V
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS = −5 V, VGS = −10 V
2.4
A
VGS = −10 V, ID = −0.5 A
2.05
2.05
Drain-Source On-State Resistance
a
rDS(on)
VGS = −6 V, ID = −0.3 A
2.16
2.14
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = −10 V, ID = −0.5 A
1
1.5
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = −1.4 A, VGS = 0 V
−0.80
−0.80
V
Dynamic
b
Total Gate Charge
Qg
3.6
4.2
Gate-Source Charge
Qgs
0.9
0.9
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS = −75, VGS = −10, ID = −0.5
1.3
1.3
nC
Notes
a. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.
2
www.vishay.com
Document Number: 73342
S-62426
Rev. B, 04-Dec-06


Podobny numer części - SI1411DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1411DH VISHAY-SI1411DH Datasheet
96Kb / 6P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Mar-05
SI1411DH VISHAY-SI1411DH Datasheet
273Kb / 11P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1411DH-T1-E3 VISHAY-SI1411DH-T1-E3 Datasheet
96Kb / 6P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Mar-05
SI1411DH VISHAY-SI1411DH_V01 Datasheet
273Kb / 11P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1411DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM10P15-550D ANALOGPOWER-AM10P15-550D Datasheet
322Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4409DY VISHAY-SI4409DY Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jul-07
SI7117DN-T1-GE3 VISHAY-SI7117DN-T1-GE3 Datasheet
561Kb / 13P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 11-Apr-11
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2325DS KEXIN-KI2325DS Datasheet
52Kb / 2P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4455DY VISHAY-SI4455DY_V01 Datasheet
191Kb / 9P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7439DP VISHAY-SI7439DP_V01 Datasheet
375Kb / 12P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4455DY VISHAY-SI4455DY Datasheet
140Kb / 4P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-08
SI2325DS VISHAY-SI2325DS Datasheet
89Kb / 6P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
S-42449-Rev. A, 10-Jan-05
logo
Analog Power
AM90P15-30P ANALOGPOWER-AM90P15-30P Datasheet
339Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90P15-60P ANALOGPOWER-AM90P15-60P Datasheet
343Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3437DV VISHAY-SI3437DV_15 Datasheet
199Kb / 12P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 04-May-09
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com