Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2367DS Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI2367DS
Szczegółowy opis  P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2367DS Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI2367DS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2367DS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2367DS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2367DS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 65140
www.vishay.com
S09-1760-Rev. A, 14-Sep-09
3
SPICE Device Model Si2367DS
Vishay Siliconix
COMPARISON OF MODEL WITH MEASURED DATA TJ = 25 °C, unless otherwise noted
Note
Dots and squares represent measured data.
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID - Drain Current (A)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Qg - Total Gate Charge (nC)
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0
3
6
9
12
15
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
VGS = 5 V, 3.5 V, 3 V, 2.5 V
VGS = 2 V
VGS = 1.5 V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
TJ = 125 °C
TJ = - 55 °C
TJ = 25 °C
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
0
240
480
720
960
1200
04
8
12
16
20
Ciss
Coss
Crss
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
0.0
3.4
6.8
10.2
13.6
17.0
VDS = 10 V
VDS = 15 V
ID = 2.5 A
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
11.2
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C


Podobny numer części - SI2367DS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2367DS VISHAY-SI2367DS Datasheet
202Kb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2367DS-T1-GE3 VISHAY-SI2367DS-T1-GE3 Datasheet
202Kb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2367DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2367DS-T1-GE3 Datasheet
495Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2367DS VISHAY-SI2367DS_V01 Datasheet
202Kb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI2367DS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com