Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAT15-014P Arkusz danych(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
BAT15-014P Arkusz danych(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group |
3 / 8 page BAT 15 Semiconductor Group 3 Draft A03 1998-04-01 Electrical Characteristics Table 2 DC Characteristics at T A = 25 °C unless otherwise specified Parameter Symbol Limit Values Unit min. typ. max. Breakdown voltage I R = 10 mA V (BR) 3 -- V Reverse current V R = 2 V BAT15-013, -014, -033, -034 BAT15-043, -044, -063, -064 BAT15-073, -074, -093, -094 BAT15-103, -104, -113, -114 BAT15-123, -124 I R - - - - - - - - - - 5 5 5 1 1 mA Forward voltage 1 I F1 = 0.01 mA BAT15-013, -014, -033, -034 BAT15-043, -044, -063, -064 BAT15-073, -074, -093, -094 BAT15-103, -104, -113, -114 BAT15-123, -124 V F1 - - - - - - - - - - 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 V Forward voltage 2 I F2 = 1 mA BAT15-013, -014, -033, -034 BAT15-043, -044, -063, -064 BAT15-073, -074, -093, -094 BAT15-103, -104, -113, -114 BAT15-123, -124 V F2 - - - - - 0.23 0.27 0.29 0.30 0.31 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 V |
Podobny numer części - BAT15-014P |
|
Podobny opis - BAT15-014P |