Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI5471DC Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI5471DC
Szczegółowy opis  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5471DC Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI5471DC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5471DC Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 64988
S09-1000-Rev. A, 01-Jun-09
Vishay Siliconix
Si5471DC
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
1
10
100
0
0.3
0.6
0.9
1.2
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
TJ = 25 °C
ID = 9.1 A
TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
40
50
10
20
Time (s)
1
600
0.1
0.01
0.001
10
100
30
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
10 ms
100 ms
1s,10s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


Podobny numer części - SI5471DC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI5471DC-T1-GE3 VISHAY-SI5471DC-T1-GE3 Datasheet
263Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5471DC VISHAY-SI5471DC_V01 Datasheet
263Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI5471DC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com