Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7460DP Arkusz danych(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7460DP
Szczegółowy opis  N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7460DP Arkusz danych(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7460DP_09 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7460DP_09 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Document Number: 71655
www.vishay.com
Revison: 15-Feb-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® SO-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 TYP.
0.0225 TYP.
D5
3.98 TYP.
0.157 TYP.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 TYP.
0.030 TYP.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 TYP.
0.050 TYP.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: T10-0055-Rev. J, 15-Feb-10
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


Podobny numer części - SI7460DP_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7460DP-T1 VISHAY-SI7460DP-T1 Datasheet
64Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. A, 03-Mar-03
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_15 Datasheet
328Kb / 13P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. D, 09-Feb-09
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_V01 Datasheet
333Kb / 12P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7460DP_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_15 Datasheet
313Kb / 12P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. E, 09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP Datasheet
45Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. A, 28-May-01
SI7460DP VISHAY-SI7460DP Datasheet
64Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. A, 03-Mar-03
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_09 Datasheet
485Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. E, 09-Feb-09
logo
Vishay Telefunken
SI7850DP TFUNK-SI7850DP Datasheet
317Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7452DP VISHAY-SI7452DP Datasheet
230Kb / 3P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_V01 Datasheet
333Kb / 12P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_15 Datasheet
328Kb / 13P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. D, 09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_V01 Datasheet
366Kb / 12P
   N-Channel 60 V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SI7460DP TFUNK-SI7460DP Datasheet
332Kb / 12P
   N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com