Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7540DP Arkusz danych(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7540DP
Szczegółowy opis  N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7540DP Arkusz danych(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7540DP_09 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix SI7540DP_09 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Document Number: 71655
www.vishay.com
Revison: 15-Feb-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® SO-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 TYP.
0.0225 TYP.
D5
3.98 TYP.
0.157 TYP.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 TYP.
0.030 TYP.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 TYP.
0.050 TYP.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: T10-0055-Rev. J, 15-Feb-10
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


Podobny numer części - SI7540DP_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7540DP VISHAY-SI7540DP_15 Datasheet
361Kb / 16P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 09-Feb-09
SI7540DP VISHAY-SI7540DP_V01 Datasheet
366Kb / 15P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7540DP_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SIA527DJ VISHAY-SIA527DJ Datasheet
333Kb / 14P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Jul-13
SMMA511DJ VISHAY-SMMA511DJ Datasheet
264Kb / 14P
   N- and P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Oct-09
SI7540DP VISHAY-SI7540DP Datasheet
74Kb / 8P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev.. C, 16-Dec-02
SIA527DJ VISHAY-SIA527DJ_V01 Datasheet
343Kb / 14P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SI7540DP TFUNK-SI7540DP Datasheet
365Kb / 15P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7540DP VISHAY-SI7540DP_15 Datasheet
361Kb / 16P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 09-Feb-09
SIA511DJ VISHAY-SIA511DJ Datasheet
321Kb / 6P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Nov-07
SIA517DJ VISHAY-SIA517DJ_V01 Datasheet
326Kb / 14P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Shenzhen Tuofeng Semico...
SIA517 TUOFENG-SIA517 Datasheet
3Mb / 10P
   N- and P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Feb,2018 V1.0
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTQ2D106 DINTEK-DTQ2D106 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
REV 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com