Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7997DP-T1-GE3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7997DP-T1-GE3
Szczegółowy opis  Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7997DP-T1-GE3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7997DP-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Document Number: 66719
S10-1826-Rev. A, 09-Aug-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si7997DP
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
20
40
60
80
100
01
23
VGS =10 V thru 4V
VGS =3V
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0
20406080
100
VGS =10V
VGS =4.5 V
I
D - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
ID =20A
VDS =24V
VDS =15V
VDS =7.5 V
Q
g - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
2000
4000
6000
8000
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
Coss
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =20A
VGS =10V
VGS =4.5 V
T
J - Junction Temperature (°C)


Podobny numer części - SI7997DP-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7997DP-T1-GE3 VISHAY-SI7997DP-T1-GE3 Datasheet
373Kb / 13P
   Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7997DP-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4953DY VISHAY-SI4953DY Datasheet
43Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
Rev. E, 18-Aug-03
SIA931DJ VISHAY-SIA931DJ Datasheet
277Kb / 9P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
SI3993DV VISHAY-SI3993DV Datasheet
204Kb / 10P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Nov-09
logo
Anachip Corp
AF4935 ANACHIP-AF4935 Datasheet
149Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4927DY VISHAY-SI4927DY Datasheet
271Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI7941DP VISHAY-SI7941DP Datasheet
274Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
31-May-04
SI7921DN VISHAY-SI7921DN Datasheet
186Kb / 5P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Jun-05
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4923DY KEXIN-KI4923DY Datasheet
51Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7945DP VISHAY-SI7945DP_06 Datasheet
207Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4953DY KEXIN-KI4953DY Datasheet
50Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com