Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SIZ704DT Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części SIZ704DT
Szczegółowy opis  N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ704DT Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SIZ704DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
www.vishay.com
2
Document Number: 65367
S09-1921-Rev. A, 28-Sep-09
Vishay Siliconix
SiZ704DT
New Product
Notes:
a. Guaranteed by design, not subject to production testing.
b. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %.
SPECIFICATIONS TJ = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
VDS
VGS = 0 V, ID = 250 µA
Ch-1
30
V
VGS = 0 V, ID = 250 µA
Ch-2
30
VDS Temperature Coefficient
ΔV
DS/TJ
ID = 250 µA
Ch-1
35
mV/°C
ID = 250 µA
Ch-2
33
VGS(th) Temperature Coefficient
ΔV
GS(th)/TJ
ID = 250 µA
Ch-1
- 4.5
ID = 250 µA
Ch-2
- 5
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 µA
Ch-1
1
2.5
V
VDS = VGS, ID = 250 µA
Ch-2
1.2
2.5
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ± 20 V
Ch-1
± 100
nA
Ch-2
± 100
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 30 V, VGS = 0 V
Ch-1
1
µA
VDS = 30 V, VGS = 0 V
Ch-2
1
VDS = 30 V, VGS = 0 V, TJ = 55 °C
Ch-1
5
VDS = 30 V, VGS = 0 V, TJ = 55 °C
Ch-2
5
On-State Drain Currentb
ID(on)
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
Ch-1
20
A
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
Ch-2
20
Drain-Source On-State Resistanceb
RDS(on)
VGS = 10 V, ID = 7.8 A
Ch-1
0.020
0.024
Ω
VGS = 10 V, ID = 10 A
Ch-2
0.0105 0.0135
VGS = 4.5 V, ID = 7 A
Ch-1
0.024
0.030
VGS = 4.5 V, ID = 7 A
Ch-2
0.0135
0.017
Forward Transconductanceb
gfs
VDS = 10 V, ID = 7.8 A
Ch-1
17
S
VDS = 10 V, ID = 10 A
Ch-2
24
Dynamica
Input Capacitance
Ciss
Channel-1
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
Channel-2
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
Ch-1
435
pF
Ch-2
846
Output Capacitance
Coss
Ch-1
95
Ch-2
187
Reverse Transfer Capacitance
Crss
Ch-1
42
Ch-2
72
Total Gate Charge
Qg
VDS = 15 V, VGS = 10 V, ID = 7.8 A
Ch-1
8
12
nC
VDS = 15 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
Ch-2
15.4
23
Channel-1
VDS = 15 V, VGS = 4.5 V, ID = 7.8 A
Channel-2
VDS = 15 V, VGS = 4.5 V, ID = 10 A
Ch-1
3.8
6
Ch-2
7.3
11
Gate-Source Charge
Qgs
Ch-1
1.4
Ch-2
2.3
Gate-Drain Charge
Qgd
Ch-1
1.1
Ch-2
2.2
Gate Resistance
Rg
f = 1 MHz
Ch-1
0.6
3.2
6.4
Ω
Ch-2
0.2
0.8
1.6


Podobny numer części - SIZ704DT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SIZ704DT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
209Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
159Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 02-Nov-09
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com