Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CSD17313Q2 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części CSD17313Q2
Szczegółowy opis  30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CSD17313Q2 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Texas Instruments

  CSD17313Q2 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD17313Q2 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
M0175-02
D
1
1
3
3
4
4
6
6
b
Top View
Bottom View
Front View
Pin 1 Dot
Pin 1 ID
e
D1
K3
K1
D2
K2
2
5
2
5
7
Pinout
Source
4, 7
Gate
3
Drain
1, 2, 5, 6, 8
8
CSD17313Q2
SLPS260B – MARCH 2010 – REVISED OCTOBER 2010
www.ti.com
MECHANICAL DATA
Q2 Package Dimensions
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
0.700
0.750
0.800
0.028
0.030
0.032
A1
0.000
0.050
0.000
0.002
b
0.250
0.300
0.350
0.010
0.012
0.014
C
0.203 TYP
0.008 TYP
D
2.000 TYP
0.080 TYP
D1
0.900
0.950
1.000
0.036
0.038
0.040
D2
0.300 TYP
0.012 TYP
E
2.000 TYP
0.080 TYP
E1
0.900
1.000
1.100
0.036
0.040
0.044
E2
0.280 TYP
0.0112 TYP
E3
0.470 TYP
0.0188 TYP
e
0.650 BSC
0.026 TYP
K
0.280 TYP
0.0112 TYP
K1
0.350 TYP
0.014 TYP
K2
0.200 TYP
0.008 TYP
K3
0.200 TYP
0.008 TYP
K4
0.470 TYP
0.0188 TYP
L
0.200
0.25
0.300
0.008
0.010
0.012
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated


Podobny numer części - CSD17313Q2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
CSD17313Q2 TI-CSD17313Q2 Datasheet
327Kb / 9P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17313Q2 TI1-CSD17313Q2 Datasheet
412Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17313Q2Q1 TI-CSD17313Q2Q1 Datasheet
312Kb / 10P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17313Q2Q1 TI1-CSD17313Q2Q1 Datasheet
411Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17313Q2Q1T TI1-CSD17313Q2Q1T Datasheet
411Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-Channel NexFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - CSD17313Q2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
CSD17311Q5 TI-CSD17311Q5_1 Datasheet
374Kb / 10P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17313Q2 TI-CSD17313Q2 Datasheet
327Kb / 9P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17577Q5A TI1-CSD17577Q5A_16 Datasheet
373Kb / 13P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17559Q5 TI1-CSD17559Q5_16 Datasheet
414Kb / 12P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17313Q2Q1 TI-CSD17313Q2Q1 Datasheet
312Kb / 10P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17303Q5 TI-CSD17303Q5 Datasheet
369Kb / 9P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17311Q5 TI-CSD17311Q5 Datasheet
374Kb / 10P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17575Q3 TI1-CSD17575Q3_16 Datasheet
450Kb / 13P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD17312Q5 TI1-CSD17312Q5_11 Datasheet
522Kb / 11P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
CSD17312Q5 TI-CSD17312Q5 Datasheet
373Kb / 10P
[Old version datasheet]   30V N-Channel NexFET??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com