Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TL1240RQ1JBLK Arkusz danych(PDF) 2 Page - E-SWITCH

Numer części TL1240RQ1JBLK
Szczegółowy opis  TACT SWITCHES ILLUMINATED
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  E-SWITCH [E-SWITCH]
Strona internetowa  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

TL1240RQ1JBLK Arkusz danych(HTML) 2 Page - E-SWITCH

  TL1240RQ1JBLK Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH TL1240RQ1JBLK Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.e-switch.com
info@e-switch.com
43
LED CHARACTERISTICS


Podobny numer części - TL1240RQ1JBLK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TiMOTION Technology Co....
TL12 TIMOTION-TL12 Datasheet
328Kb / 5P
   Max. load 800N (push)
20211229-G
logo
Transko Electronics, In...
TL12020CD1 TRANSKO-TL12020CD1 Datasheet
627Kb / 4P
   120.00 MHz IF SAW Filter / 20.10 MHz Bandwidth
Revision 0: 23 Jun. 2008
TL12022AV TRANSKO-TL12022AV Datasheet
664Kb / 4P
   120.0 MHz IF SAW Filter / 19.5 MHz Bandwidth
Revision 0: 16 Jan. 2008
TL12022BS TRANSKO-TL12022BS Datasheet
635Kb / 4P
   120.00 MHz IF SAW Filter / 21.85 MHz Bandwidth
Revision 0: 22 Aug. 2011
TL12024AV TRANSKO-TL12024AV Datasheet
628Kb / 4P
   120.0 MHz IF SAW Filter / 24.21 MHz Bandwidth
Revision 0: 28 May 2009
More results

Podobny opis - TL1240RQ1JBLK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
E-SWITCH
TL1290 E-SWITCH-TL1290 Datasheet
242Kb / 1P
   TACT SWITCHES ILLUMINATED - RIGHT ANGLE
logo
C&K Components
ITS CK-COMPONENTS-ITS_V02 Datasheet
850Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
3 Dec 21
ITS CK-COMPONENTS-ITS_V01 Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
K5V CK-COMPONENTS-K5V_V01 Datasheet
782Kb / 5P
   Illuminated Tact Switch
13 May 22
ITS CK-COMPONENTS-ITS Datasheet
895Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
logo
E-SWITCH
TL1220 E-SWITCH-TL1220 Datasheet
1Mb / 3P
   ILLUMINATED TACT SWITCH
TL3300 E-SWITCH-TL3300 Datasheet
194Kb / 2P
   TACT SWITCHES
320 E-SWITCH-320 Datasheet
327Kb / 3P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6141 HIGHLY-TP6141 Datasheet
1Mb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1107 E-SWITCH-TL1107 Datasheet
278Kb / 2P
   TACT SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com