Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BF997 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

Numer części BF997
Szczegółowy opis  Silicon N Channel MOSFET Tetrode (Integrated suppression network against spurious VHF oscillations)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Strona internetowa  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BF997 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

  BF997 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BF997 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
BF 997
BF 997
Semiconductor Group
5
Drain current ID = f (VG1S)
VDS = 15 V
Gate 2 input capacitance Cg2ss = f (VG2S)
VG1S = 0 V, VDS = 15 V
IDSS = 10 mA, f = 1 MHz
Gate 1 input capacitance Cg1ss = f (VG1S)
VG2S = 4 V, VDS = 15 V
IDSS = 10 mA, f = 1 MHz
Output capacitance Cdss = f (VDS)
VG1S = 0 V, VG2S = 4 V
IDSS = 10 mA, f = 1 MHz


Podobny numer części - BF997

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BF997 PHILIPS-BF997 Datasheet
31Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
April 1991
More results

Podobny opis - BF997

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF5030 INFINEON-BF5030_09 Datasheet
585Kb / 13P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2009-05-05
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com