Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BUZ73 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

Numer części BUZ73
Szczegółowy opis  SIPMOS Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Strona internetowa  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ73 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ73 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
07/96
Semiconductor Group
BUZ 73
Gate threshold voltage
VGS (th) = ƒ(Tj)
parameter:
V
GS = VDS, ID = 1 mA
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
V
4.6
V
GS(th)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
2%
typ
98%
Drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 4.5 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.9
R
DS (on)
typ
98%
Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter:
VGS = 0V, f = 1MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
V
DS
-2
10
-1
10
0
10
1
10
nF
C
C
rss
C
oss
C
iss
Forward characteristics of reverse diode
IF = ƒ(VSD)
parameter:
Tj, tp = 80 µs
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
I
F
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
V
SD
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)


Podobny numer części - BUZ73

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73 INFINEON-BUZ73 Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ73 ISC-BUZ73 Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ73A SIEMENS-BUZ73A Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ73A INTERSIL-BUZ73A Datasheet
42Kb / 5P
   5.8A, 200V, 0.600 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73A INFINEON-BUZ73A Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results

Podobny opis - BUZ73

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com