Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N50ZG-T92-K Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

Numer części 1N50ZG-T92-K
Szczegółowy opis  1.3A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

1N50ZG-T92-K Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 1N50ZG-T92-K Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
1N50Z
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-726.b
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS(Cont.)
Same Type
as D.U.T.
L
VDD
Driver
VGS
RG
-
VDS
D.U.T.
+
* dv/dt controlled by RG
* ISD controlled by pulse period
* D.U.T.-Device Under Test
-
+
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
P. W.
Period
D=
VGS
(Driver)
ISD
(D.U.T.)
IFM, Body Diode Forward Current
di/dt
IRM
Body Diode Reverse Current
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode
Forward Voltage Drop
VDD
10V
VDS
(D.U.T.)
VGS=
P.W.
Period
Peak Diode Recovery dv/dt Waveforms


Podobny numer części - 1N50ZG-T92-K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
1N50ZG-T92-K UTC-1N50ZG-T92-K Datasheet
256Kb / 7P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 1N50ZG-T92-K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
1N50_1109 UTC-1N50_1109 Datasheet
177Kb / 6P
   1.3A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOT1N60 AOSMD-AOT1N60 Datasheet
140Kb / 5P
   1.3A, 600V N-Channel MOSFET
AOD1N60 AOSMD-AOD1N60 Datasheet
151Kb / 6P
   1.3A, 600V N-Channel MOSFET
AOD1N60 AOSMD-AOD1N60_11 Datasheet
349Kb / 6P
   600V,1.3A N-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4ND50 TSC-TSM4ND50 Datasheet
704Kb / 8P
   500V N-Channel Power MOSFET
TSM13N50 TSC-TSM13N50 Datasheet
218Kb / 7P
   500V N-Channel Power MOSFET
TSM13N50 TSC-TSM13N50_10 Datasheet
309Kb / 8P
   500V N-Channel Power MOSFET
TSM4NB50 TSC-TSM4NB50 Datasheet
187Kb / 7P
   500V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com