Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

6N65L-TN3-R Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

Numer części 6N65L-TN3-R
Szczegółowy opis  6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N65L-TN3-R Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  6N65L-TN3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N65L-TN3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N65L-TN3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N65L-TN3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N65L-TN3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N65L-TN3-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
6N65
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-589.B
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
Switching Test Circuit
Switching Waveforms
Gate Charge Test Circuit
Gate Charge Waveform
VDD
tp
Time
BVDSS
IAS
ID(t)
VDS(t)
Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Unclamped Inductive Switching Waveforms


Podobny numer części - 6N65L-TN3-R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
6N65L-TN3-R UTC-6N65L-TN3-R Datasheet
265Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N65L-TN3-R UTC-6N65L-TN3-R Datasheet
280Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 6N65L-TN3-R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
6N65Z UTC-6N65Z Datasheet
251Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nanjing International G...
NJ6N65 DGNJDZ-NJ6N65 Datasheet
645Kb / 6P
   6.2A 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
NJ6N60 DGNJDZ-NJ6N60 Datasheet
699Kb / 6P
   6.2A 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60Z UTC-6N60Z Datasheet
200Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90 UTC-6N90_12 Datasheet
203Kb / 5P
   6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N60 UTC-6N60_11 Datasheet
254Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM3017 WILLSEMI-WNM3017 Datasheet
857Kb / 8P
   Single N-Channel, 30V, 6.2A, Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM7N65A TSC-TSM7N65A Datasheet
514Kb / 6P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
Microdiode Electronics ...
10N65F CHENDA-10N65F Datasheet
527Kb / 4P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
6N65 DYELEC-6N65 Datasheet
1Mb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com