Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBHM280L-G Arkusz danych(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Numer części CDBHM280L-G
Szczegółowy opis  Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBHM280L-G Arkusz danych(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBHM280L-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBHM280L-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBHM280L-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBHM280L-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
QW-BL013
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV: A
Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.100 REF
(mm)
2.55 REF
0.82 MIN
0.92 MIN
0.032MIN
0.036 MIN
7.00 MAX
0.272MAX
B
C
D
A
MBS-2
D
A
C
B
Standard Packaging
Case Type
3,000
REEL
( pcs )
Reel Size
(inch)
13
REEL PACK
MBS-2


Podobny numer części - CDBHM280L-G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBHM280L-HF COMCHIP-CDBHM280L-HF Datasheet
104Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM280L-HF COMCHIP-CDBHM280L-HF Datasheet
129Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
More results

Podobny opis - CDBHM280L-G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBHM220L-HF COMCHIP-CDBHM220L-HF Datasheet
104Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM120L-HF COMCHIP-CDBHM120L-HF Datasheet
86Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHD220-G COMCHIP-CDBHD220-G Datasheet
112Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM120L-G COMCHIP-CDBHM120L-G Datasheet
111Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM120L-HF COMCHIP-CDBHM120L-HF_12 Datasheet
87Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM220L-HF COMCHIP-CDBHM220L-HF_12 Datasheet
129Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Z4DGP406L-HF COMCHIP-Z4DGP406L-HF Datasheet
448Kb / 4P
   Low VF SMD Bridge Rectifiers
Z4DGP406L-HF COMCHIP-Z4DGP406L-HF Datasheet
448Kb / 4P
   Low VF SMD Bridge Rectifiers
CDBHD120L-G COMCHIP-CDBHD120L-G_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Low VF Schottky Bridge Rectifiers
CDBHD120L-G COMCHIP-CDBHD120L-G Datasheet
275Kb / 2P
   Low VF Schottky Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com