Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBM180-HF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Numer części CDBM180-HF
Szczegółowy opis  SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBM180-HF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBM180-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBM180-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBM180-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBM180-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Suggested PAD Layout
Park Number
12
Marking Code
Marking Code
A
B
C
E
D
CDBM120-HF
XX
Page 4
REV:B
Comchip Technology CO., LTD.
SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM140-HF
CDBM180-HF
CDBM1100-HF
14
18
10
Standard Packaging
Case Type
Qty per Reel
(Pcs)
2500
Reel Size
(inch)
7
SIZE
(inch)
0.130
(mm)
3.30
1.40
1.90
0.055
0.075
5.70
0.225
E
1.90
0.075
B
C
D
A
Mini-SMA/SOD-123
Mini-SMA/SOD-123
CDBM160-HF
16
CDBM150-HF
15
CDBM130-HF
13
CDBM1150-HF
115
QW-JB002


Podobny numer części - CDBM180-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBM180-HF COMCHIP-CDBM180-HF Datasheet
162Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

Podobny opis - CDBM180-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBZ320200-HF COMCHIP-CDBZ320200-HF Datasheet
480Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBAT320-HF COMCHIP-CDBAT320-HF_15 Datasheet
661Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMHS240-HF COMCHIP-CDBMHS240-HF Datasheet
94Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
SL22B DSK-SL22B Datasheet
93Kb / 2P
   SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
CDBC520-G COMCHIP-CDBC520-G Datasheet
563Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120-HF COMCHIP-CDBA120-HF Datasheet
69Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA260-HF COMCHIP-ACDBA260-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBC540-HF COMCHIP-ACDBC540-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ5T30100-HF COMCHIP-CDBZ5T30100-HF Datasheet
610Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ630100-HF COMCHIP-CDBZ630100-HF Datasheet
725Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com