Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M40T60A Arkusz danych(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

Numer części M40T60A
Szczegółowy opis  TRIACs, 40A Sunbberless
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

M40T60A Arkusz danych(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  M40T60A Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd M40T60A Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd M40T60A Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd M40T60A Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd M40T60A Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
M40TSeries
2- 4.2 0.1
Ø
±
30.0 0.1
±
Ø1.3(G)
3.0±0.3
5-Ø1.3±0.2
www.nellsemi.com
Page5of5
Alldimensionsinmillimeters


Podobny numer części - M40T60A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nell Semiconductor Co.,...
M40T60A NELLSEMI-M40T60A Datasheet
787Kb / 6P
   TRIACs
M40T60A-B NELLSEMI-M40T60A-B Datasheet
787Kb / 6P
   TRIACs
More results

Podobny opis - M40T60A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nell Semiconductor Co.,...
41T06B-BW NELLSEMI-41T06B-BW Datasheet
497Kb / 5P
   TRIACs, 40A Sunbberless
20T06A-BW NELLSEMI-20T06A-BW Datasheet
1Mb / 5P
   TRIACs, 20A Sunbberless
26T06A-BW NELLSEMI-26T06A-BW Datasheet
865Kb / 6P
   TRIACs, 25A Sunbberless and Standard
25T06A-BW NELLSEMI-25T06A-BW Datasheet
865Kb / 6P
   TRIACs, 25A Sunbberless and Standard
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-800B KERSEMI-BTA41-800B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA40 STMICROELECTRONICS-BTA40 Datasheet
85Kb / 7P
   40A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TPDV1240 TGS-TPDV1240 Datasheet
204Kb / 1P
   40A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-700B KERSEMI-BTA41-700B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA41-600B KERSEMI-BTA41-600B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-800B KERSEMI-BTA40-800B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com