Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADT6780_CN Arkusz danych(PDF) 4 Page - ADTech

Numer części ADT6780_CN
Szczegółowy opis  Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ADTECH [ADTech]
Strona internetowa  
Logo ADTECH - ADTech

ADT6780_CN Arkusz danych(HTML) 4 Page - ADTech

  ADT6780_CN Datasheet HTML 1Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 2Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 3Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 4Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 5Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 6Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 7Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 8Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 9Page - ADTech Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Aug. 23. 2012 / Rev0.0
4/13
* 此规格如有更改不另行通知
http://www.ad-tech.co.kr
ADT6780
Thermally enhanced Low V
FB Step-Down LED Driver
电气特性 (Ta=25℃, VIN=12V, 除非特别注明)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
关断电流
IOFF
VEN = 0V
-
10
-
静态电流
IQ
VEN = 3V, VFB = 1.4V
-
0.7
-
反馈电压
VFB
4.5V ≤ VIN ≤ 28V,
VCOMP < 2V
0.184
0.200
0.216
V
误差放大器的电压增益
AEA
-
-
750
-
V/V
误差放大器的跨导
GEA
Δ
ICOMP = ±10㎂
-
750
-
/V
高边开关的导通电阻
(注4)
RON.H
-
-
80
-
mΩ
低边开关的导通电阻
(注4)
RON.L
-
-
10
-
高边开关的泄漏
VEN = 0V , VSW = 0V
-
0.1
10
过流限制
(注4)
Duty=50%
-
3
-
A
Current sense to COMP 跨导
GCS
--
11
-
A/V
开关频率
FSW
-
-
925
-
Fold-back 频率
VFB = 0V
-
125
-
最大占空比
DMAX
VFB = 0.15V, IO=1A
76
86
99
%
最小启用时间
TON
-
-
100
-
UVLO 上升阈值电压
VEN rising
2.00
2.35
2.70
V
UVLO 阈值迟滞电压
-
-
250
-
EN 阈值电压
-
0.8
1.1
1.4
V
EN内部上拉电流
VEN = 0V
-
2.0
-
软启动时间
C4 = 100㎋
-3
-
过温保护
(注4)
-
-
145
-
(注4) guaranteed by design.(由设计保证)


Podobny numer części - ADT6780_CN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ADTech
ADT6780 ADTECH-ADT6780 Datasheet
506Kb / 13P
   Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
More results

Podobny opis - ADT6780_CN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ADTech
ADT6780 ADTECH-ADT6780 Datasheet
506Kb / 13P
   Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
logo
Luminus, Inc
CBT-90TE LUMINUS-CBT-90TE Datasheet
1Mb / 15P
   Thermally Enhanced LED Chipset
PT-54-TE LUMINUS-PT-54-TE Datasheet
2Mb / 15P
   Thermally Enhanced LED Projection Chipset
PT-40-TE LUMINUS-PT-40-TE Datasheet
2Mb / 14P
   Thermally Enhanced LED Projection Chipset
logo
Unisonic Technologies
UD05123 UTC-UD05123 Datasheet
193Kb / 4P
   2.25MHz, 1.2A, VFB=0.6V SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER
logo
Linear Technology
LT3596 LINER-LT3596_15 Datasheet
2Mb / 22P
   60V Step-Down LED Driver
LT3474 LINER-LT3474 Datasheet
220Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3596 LINER-LT3596 Datasheet
435Kb / 20P
   60V Step-Down LED Driver
LT3474 LINER-LT3474_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3474-1 LINER-LT3474-1_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com