Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CX240A5R Arkusz danych(PDF) 3 Page - Crydom Inc.,

Numer części CX240A5R
Szczegółowy opis  Ratings of 5A @ 660 VAC
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CRYDOM [Crydom Inc.,]
Strona internetowa  http://www.crydom.com/en/index.shtml
Logo CRYDOM - Crydom Inc.,

CX240A5R Arkusz danych(HTML) 3 Page - Crydom Inc.,

  CX240A5R Datasheet HTML 1Page - Crydom Inc., CX240A5R Datasheet HTML 2Page - Crydom Inc., CX240A5R Datasheet HTML 3Page - Crydom Inc., CX240A5R Datasheet HTML 4Page - Crydom Inc., CX240A5R Datasheet HTML 5Page - Crydom Inc.,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MECHANICAL SPECIFICATIONS
THERMAL DERATE INFORMATION
AGENCY APPROVALS
Designed in accordance with the requirements of IEC 62314
CE EN60950 : Meets the requirements of sections1.5: 1,7: 2.9: 2.10.5.3: 4.2: 4.5: 4.7:
E116949
LR81689
70938 (240 V, 380V, DC Control Only)
Rev. 111511


Podobny numer części - CX240A5R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Crydom Inc.,
CX240A5R CRYDOM-CX240A5R Datasheet
483Kb / 4P
   PCB Mount
CX240A5R CRYDOM-CX240A5R Datasheet
1Mb / 20P
   THE GLOBAL EXPERT IN SOLID STATE RELAY TECHNOLOGY
More results

Podobny opis - CX240A5R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Crydom Inc.,
EL240A5-05 CRYDOM-EL240A5-05 Datasheet
668Kb / 5P
   Ratings of 5A, 10A and 20A @ 24-280 VAC
EL100D5-05 CRYDOM-EL100D5-05 Datasheet
704Kb / 5P
   Ratings of 5A and 10A 3-100 VDC
CL240D05 CRYDOM-CL240D05 Datasheet
673Kb / 5P
   Ratings of 5A and10A @ 24-280 VAC UL Approved, CE and RoHS Compliant AC or DC control
H12WD4850PG CRYDOM-H12WD4850PG Datasheet
1Mb / 5P
   Ratings from 25A to 125A @ 48-660 V AC
EZE240A12SR CRYDOM-EZE240A12SR Datasheet
796Kb / 5P
   Compact design for low-profile applications; Ratings from 5A to 18A @ 600 VAC
SDV2415R CRYDOM-SDV2415R Datasheet
608Kb / 5P
   Ratings to 1.5A @ 280 VAC
logo
Hammond Manufacturing L...
1584S3 HAMMOND-1584S3 Datasheet
78Kb / 1P
   Ratings - 125 VAC, 15 Amps
1584S20 HAMMOND-1584S20 Datasheet
76Kb / 1P
   Ratings - 125 VAC, 20 Amps
1584S10 HAMMOND-1584S10 Datasheet
80Kb / 1P
   Ratings - 250 VAC, 10 Amps
logo
Crydom Inc.,
UPD2415 CRYDOM-UPD2415 Datasheet
815Kb / 4P
   SIP SSR Single Channel Ratings of 15A and 25A @ 280 VAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com