Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1279BS Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sony Corporation

Numer części CXA1279BS
Szczegółowy opis  TV SOUND PROCESSOR
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1279BS Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sony Corporation

Back Button CXA1279BS Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA1279BS Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
—6—
CXA1279BS
Pin
No.
20
22
Symbol
AUX-IN1
TV-IN1
36k
12k
4.5V
VCC
12
µ
22
Description
AUX mode input pin.
TV mode input pin.
36k
12k
4.5V
VCC
12
µ
20
Voltage
4.5 V
4.5 V
Equivalent circuit


Podobny numer części - CXA1279BS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA1279AS SONY-CXA1279AS Datasheet
212Kb / 12P
   TV SOUND PROCESSOR
More results

Podobny opis - CXA1279BS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TA1217AN TOSHIBA-TA1217AN Datasheet
716Kb / 19P
   TV-SOUND PROCESSOR
logo
Sony Corporation
CXA1279AS SONY-CXA1279AS Datasheet
212Kb / 12P
   TV SOUND PROCESSOR
logo
Toshiba Semiconductor
TA1304F TOSHIBA-TA1304F Datasheet
315Kb / 31P
   TV-SOUND PROCESSOR
TA1343N TOSHIBA-TA1343N Datasheet
267Kb / 26P
   TV SOUND PROCESSOR
logo
Rohm
BD3869AF ROHM-BD3869AF Datasheet
276Kb / 6P
   Audio sound processor for TV
logo
NXP Semiconductors
TDA9875 PHILIPS-TDA9875 Datasheet
279Kb / 92P
   Digital TV Sound Processor DTVSP
1998 Feb 13
TDA9875A PHILIPS-TDA9875A Datasheet
296Kb / 96P
   Digital TV Sound Processor DTVSP
1999 Dec 20
logo
Rohm
BD3884FS ROHM-BD3884FS Datasheet
184Kb / 6P
   Audio sound processor for TV
BD3888FS ROHM-BD3888FS Datasheet
262Kb / 5P
   Audio sound processor for TV
logo
NXP Semiconductors
TDA9870A PHILIPS-TDA9870A Datasheet
362Kb / 88P
   Digital TV Sound Processor DTVSP
1998 Aug 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com