Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1315M Arkusz danych(PDF) 5 Page - Sony Corporation

Numer części CXA1315M
Szczegółowy opis  8-bit D/A Converter Supporting with I2C Bus
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1315M Arkusz danych(HTML) 5 Page - Sony Corporation

  CXA1315M Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1315M Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
– 5 –
CXA1315M/P
Electrical Characteristics Measurement Circuit
Measurement Circuit 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
CXA1315M/P
I2C BUS
5V
0.022µ
10µ
+9V
100p
100p
100p
100p
100p
Measurement Circuit 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
CXA1315M/P
I2C BUS
0.022µ
10µ
+9V
100p
100p
100p
100p
100p
±1mA
Measurement Circuit 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
CXA1315M/P
I2C BUS
0.022µ
10µ
+9V
100p
100p
100p
100p
100p
100Hz, 1Vp-p
Measurement Circuit 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
CXA1315M/P
I2C BUS
0.022µ
10µ
+9V
V4
V4 =
1.5V (No.8)
2.0V (No.9)
0.4V (No.10)
4.5V (No.11)
Measurement Circuit 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
CXA1315M/P
I2C BUS
0.022µ
10µ
+9V
1mA


Podobny numer części - CXA1315M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1310 CREE-CXA1310 Datasheet
1Mb / 19P
   XLamp
CXA1310-0000-000F00H427F CREE-CXA1310-0000-000F00H427F Datasheet
1Mb / 19P
   XLamp
CXA1310-0000-000F00H427H CREE-CXA1310-0000-000F00H427H Datasheet
1Mb / 19P
   XLamp
CXA1310-0000-000F00J227F CREE-CXA1310-0000-000F00J227F Datasheet
1Mb / 19P
   XLamp
CXA1310-0000-000F00J227H CREE-CXA1310-0000-000F00J227H Datasheet
1Mb / 19P
   XLamp
More results

Podobny opis - CXA1315M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA1875AP SONY-CXA1875AP Datasheet
171Kb / 10P
   8-bit D/A Converter Compatible with I2C Bus
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M62334P MITSUBISHI-M62334P Datasheet
33Kb / 6P
   8-BIT 4CH I2C BUS D-A CONVERTER WITH BUFFER AMPLIFIERS
M62332P MITSUBISHI-M62332P Datasheet
37Kb / 6P
   8-BIT 2CH I2C BUS D-A CONVERTER WITH BUFFER AMPLIFIERS
M62393P MITSUBISHI-M62393P Datasheet
85Kb / 5P
   8-BIT 8CH I2C-BUS D-A CONVERTER WITH BUFFER AMPLIFIERS
logo
Renesas Technology Corp
M62333PFP RENESAS-M62333PFP_15 Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit 3ch I2C BUS D/A Converter with Buffer Amplifiers
M62332P RENESAS-M62332P_15 Datasheet
126Kb / 10P
   8-bit 2ch I2C BUS D/A Converter with Buffer Amplifiers
M62332P RENESAS-M62332P Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit 2ch I2C BUS D/A Converter with Buffer Amplifiers
M62334P RENESAS-M62334P_08 Datasheet
143Kb / 10P
   8-bit 4ch I2C BUS D/A Converter with Buffer Amplifiers
M62333P RENESAS-M62333P Datasheet
128Kb / 10P
   8-bit 3ch I2C BUS D/A Converter with Buffer Amplifiers
M62398P RENESAS-M62398P Datasheet
2Mb / 8P
   8-BIT 12CH I2C BUS D-A CONVERTER WITH BUFFER AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com