Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM317MTG Arkusz danych(PDF) 7 Page - ON Semiconductor |
|
LM317MTG Arkusz danych(HTML) 7 Page - ON Semiconductor |
7 / 14 page LM317M, NCV317MAB, NCV317MB http://onsemi.com 7 CL = 0.3 mF; CAdj = 10 mF Figure 13. Temperature Stability Figure 14. Adjustment Pin Current Figure 15. Line Regulation Figure 16. Output Noise Figure 17. Line Transient Response 0 102030 40 t, TIME ( ms) CL = 1.0 mF CL = 0 Vin Vout = 10 V IL = 50 mA TJ = 25°C 0 102030 40 t, TIME ( ms) CL = 1.0 mF; CAdj = 10 mF Vin = 15 V Vout = 10 V INL = 50 mA TJ = 25°C IL -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C) Vin = 4.2 V Vout = Vref IL = 5.0 mA -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C) Vin = 6.25 V Vout = Vref IL = 10 mA IL = 100 mA -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C) Vin = 4.25 V to 41.25 V Vout = Vref IL = 5.0 mA -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C) Bandwidth 100 Hz to 10 kHz Figure 18. Load Transient Response 1.5 1.0 0.5 0 -0.5 -1.0 -1.5 1.0 0.5 0 3.0 2.0 1.0 0 -1.0 -2.0 -3.0 1.5 1.0 0.5 0 1.260 1.250 1.240 1.230 1.220 80 70 65 60 55 50 45 40 35 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 10 8.0 6.0 4.0 |
Podobny numer części - LM317MTG |
|
Podobny opis - LM317MTG |