Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC74VHC299FT Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VHC299FT Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 12 page TC74VHC299F/FT 2007-10-01 6 Electrical Characteristics DC Characteristics Test Condition Ta = 25°C Ta = −40 to 85°C Characteristics Symbol VCC (V) Min Typ. Max Min Max Unit High-level input voltage VIH ― 2.0 3.0 to 5.5 1.50 VCC × 0.7 ― ― ― ― 1.50 VCC × 0.7 ― ― V Low-level input voltage VIL ― 2.0 3.0 to 5.5 ― ― ― ― 0.50 VCC × 0.3 ― ― 0.50 VCC × 0.3 V IOH = −50 μA 2.0 3.0 4.5 1.9 2.9 4.4 2.0 3.0 4.5 ― ― ― 1.9 2.9 4.4 ― ― ― High-level output voltage VOH VIN = VIH or VIL IOH = −4 mA IOH = −8 mA 3.0 4.5 2.58 3.94 ― ― ― ― 2.48 3.80 ― ― V IOL = 50 μA 2.0 3.0 4.5 ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ― ― ― 0.1 0.1 0.1 Low-level output voltage VOL VIN = VIH or VIL IOL = 4 mA IOL = 8 mA 3.0 4.5 ― ― ― ― 0.36 0.36 ― ― 0.44 0.44 V 3-state output off-state current IOZ VIN = VIH or VIL VOUT = VCC or GND 5.5 ― ― ±0.25 ― ±2.50 μA Input leakage current IIN VIN = 5.5 V or GND 0 to 5.5 ― ― ±0.1 ― ±1.0 μA Quiescent supply current ICC VIN = VCC or GND 5.5 ― ― 4.0 ― 40.0 μA |
Podobny numer części - TC74VHC299FT_12 |
|
Podobny opis - TC74VHC299FT_12 |