Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


BL8591 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Numer części BL8591
Szczegółowy opis  100mA High PSRR, Fast Response Linear Regulator
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.belling.com.cn
Logo 

 
 5 page
background image
www.belling.com.cn
5
BL8591
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1) Output Voltage vs. Output Current (With Output
Short Protection)
2) Output Voltage vs. Input Voltage
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
200
400
600
800
1000
1200
Iload(mA)
Vin=3.3V
Vin=3.8V
Vin=4.8V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
2
4
6
8
10
Vin(V)
Iload=0
Iload=28mA
3) Dropout Voltage vs. Output Current
4) Ripple Rejection vs. Frequency
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.01
0.1
1
10
100
Freq(kHz)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
100
200
300
400
500
600
Iload(mA)
Vout=2.8V
Vout=1.8V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl