Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Arkusz danych(PDF) 40 Page - YAMAHA CORPORATION

Numer części Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F
Szczegółowy opis  IP67/68/69K Protected Components
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Strona internetowa  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Arkusz danych(HTML) 40 Page - YAMAHA CORPORATION

Back Button Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 34Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 35Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 36Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 37Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 38Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 39Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 40Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 41Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-IE62S-FE6P-XXXX-F Datasheet HTML 42Page - YAMAHA CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 42 page
background image
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER
39
Description:
Universal
mounting flange with an integra-
ted 2C seal (also in the screw area)
to ensure IP6* protection when mounted
with Y-ConCover-10-*
(see page 6 for more details)
Description:
IEEE1394b PCB mounted jack with PCB terminals,
incl. shield connection and fixing for cable straps.
For use with Y-ConIEEE-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-*
IEEE1394b Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme inkl.
Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder.
Für den Einsatz mit Y-ConIEEE-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-*
Description:
Y-ConIEEE adapter module for use with
Y-ConFlange-10-* and Y-ConIEEE-PCB-11
Y-ConIEEE Adaptergehäuse für den Einsatz mit
Y-ConFlange-10-* und Y-ConIEEE-PCB-11
Part Number
Colour
Y-ConFlange-10
Blue
Y-ConFlange-10-B
Black
Series
Design Number
No Mark = Blue
B = Black
Y-ConFlange - 10 *
Part Number (Details)
Universeller
Gehäuseflansch mit integrierter
2K-Dichtung (auch im Schraubbereich), damit sind für
Y-ConCover-10-* im montierten Zustand die Schutz-
arten IP6* gewährleistet
Material:
PBT, black UL94V-0
Specifications:
Operating Temp.: -40°C ~ +120°C
Betriebstemp.
Specifications:
Operating Temp.: -10°C ~ +70°C
Betriebstemp.
For futher details please contact Yamaichi
Y-Con IEEE Series
Series
Design Number
Y-ConIEEE - Adapter - 10
Part Number (Details)
Series
Design Number
Y-ConIEEE - PCB-11
Part Number (Details)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn