Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7499111121A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7499111121A
Szczegółowy opis  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7499111121A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7499111121A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499111121A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499111121A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Indukivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-16
-13.5
-10
-35
-26
-24
-35
-30
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
geeignet für 1000BaseT-Anwendungen gemäß IEEE 802.3ab /
Gehäuse / housing
LED
1,8-2,8 V/ 20mA
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
...............................................
KSC
2009-12-21
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-12-21
min.
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
Testbedingungen /
test conditions
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
Artikelnummer / part number :
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
OCL
µH
350
Common Mode
Rejection
1-30MHz @ 100Ω
40-60MHz @ 100Ω
80-100MHz @ 100Ω
1-10MHz
CT
7499111121A
dB
dB
min.
15-60MHz
100kHz / 100mV
IL
TR
1-100MHz
Insertion Loss
RL
Return Loss
Cross Talk
CCMR
60-100MHz
60-100MHz
1-60MHz
Änderung / modification
..................................................
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
Compliant with IEEE 802.3ab for 1000BaseT
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
max.
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Revision 00
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
4UEW 180°C
3%
-1.1
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
dB
dB
min.
min.
Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Kontaktmaterial/ contact plating:
100% tin w. nickel underpalting
30µ"gold plating on contact area
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
Thermoplastic UL-94V0
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 7499111121A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499111000A WURTH-7499111000A Datasheet
211Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499111001A WURTH-7499111001A Datasheet
320Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
2012-08-16 Revision 01
7499111213 WURTH-7499111213 Datasheet
172Kb / 1P
   TRANSFORMER GIGABIT
6B 1/08
7499111221A WURTH-7499111221A Datasheet
273Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499111440A WURTH-7499111440A Datasheet
228Kb / 3P
   ESpezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results

Podobny opis - 7499111121A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499111221A WURTH-7499111221A Datasheet
273Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499151120 WURTH-7499151120 Datasheet
364Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499121211 WURTH-7499121211 Datasheet
604Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
2019-03-13 Revision 03
7499111001A WURTH-7499111001A Datasheet
320Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
2012-08-16 Revision 01
7499111447 WURTH-7499111447 Datasheet
336Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499111000A WURTH-7499111000A Datasheet
211Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499110122 WURTH-7499110122 Datasheet
259Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499110123 WURTH-7499110123 Datasheet
282Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499111614A WURTH-7499111614A Datasheet
286Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499110124 WURTH-7499110124 Datasheet
344Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com