Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Y-CONC-IE62S-FE2S-2000-E Arkusz danych(PDF) 37 Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. |
|
Y-CONC-IE62S-FE2S-2000-E Arkusz danych(HTML) 37 Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. |
37 / 42 page SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER 36 Pin No. Name Color Notes 1 VBUS Red Power 2 D- White Data - (Twisted pair) 3 D+ Green Data + (Twisted pair) 4 GND Black Ground Pin No. Name Color Notes 1 VBUS Red Power 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + (Twisted pair) 4 GND Black Ground Other cable lengths and raw cable specifications on request Andere Kabellängen und Kabelspezifikation auf Anfrage erhältlich Other cable lengths and raw cable specifications on request Andere Kabellängen und Kabelspezifikation auf Anfrage erhältlich Description: Y-Con USB-A, IP67 / 68 / 69K and IP20 cable assembly in various configurations Y-Con USB-A, IP67 / 68 / 69K und IP20 Kabelkonfektion in verschiedenen Konfigurationen Material: Cable Jacket: PUR, black Mantel Specifications: Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. Wiring Information (standard) Material: Cable Jacket: PUR, black Mantel Specifications: Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. 1 4 2 3 1 4 2 3 USB-A USB-B Description: Y-Con USB-B, IP67 / 68 / 69K and IP20 cable assembly in various configurations Y-Con USB-B, IP67 / 68 / 69K und IP20 Kabelkonfektion in verschiedenen Konfigurationen |
Podobny numer części - Y-CONC-IE62S-FE2S-2000-E |
|
Podobny opis - Y-CONC-IE62S-FE2S-2000-E |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |