Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1507-0000-000N00F430H Arkusz danych(PDF) 10 Page - Cree, Inc

Numer części CXA1507-0000-000N00F430H
Szczegółowy opis  Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXA1507-0000-000N00F430H Arkusz danych(HTML) 10 Page - Cree, Inc

Back Button CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 10Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 11Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 12Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 13Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet HTML 14Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Copyright © 2012 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo and XLamp® are registered trademarks
of Cree, Inc.
10
XLamp CXa1507 LED
Performance GrouPs - chromaticity (t
J = 85 °c)
XLamp CXA1507 LEDs are tested for chromaticity and placed into one of the regions defined by the following bounding
coordinates.
easywhite color temperatures – 4-step
code
cct
x
y
50F
5000K
0.3407
0.3459
0.3415
0.3586
0.3499
0.3654
0.3484
0.3521
40F
4000K
0.3744
0.3685
0.3782
0.3837
0.3912
0.3917
0.3863
0.3758
35F
3500K
0.3981
0.3800
0.4040
0.3966
0.4186
0.4037
0.4116
0.3865
30F
3000K
0.4242
0.3919
0.4322
0.4096
0.4449
0.4141
0.4359
0.3960
27F
2700K
0.4475
0.3994
0.4573
0.4178
0.4695
0.4207
0.4586
0.4021
easywhite color temperatures – 2-step
code
cct
x
y
50H
5000K
0.3429
0.3507
0.3434
0.3571
0.3475
0.3604
0.3469
0.3539
40H
4000K
0.3784
0.3741
0.3804
0.3818
0.3867
0.3857
0.3844
0.3778
35H
3500K
0.4030
0.3857
0.4061
0.3941
0.4132
0.3976
0.4099
0.3890
30H
3000K
0.4291
0.3973
0.4333
0.4062
0.4395
0.4084
0.4351
0.3994
27H
2700K
0.4528
0.4046
0.4578
0.4138
0.4638
0.4152
0.4586
0.4060
ansi white bins
code
cct
bin
code
x
y
0e3
5000K
3A0
.3371
.3490
.3451
.3554
.3440
.3427
.3366
.3369
3B0
.3376
.3616
.3463
.3687
.3451
.3554
.3371
.3490
3C0
.3463
.3687
.3551
.3760
.3533
.3620
.3451
.3554
3D0
.3451
.3554
.3533
.3620
.3515
.3487
.3440
.3427
ansi white bins
code
cct
bin
code
x
y
0e5
4000K
5A0
.3670
.3578
.3702
.3722
.3825
.3798
.3783
.3646
5B0
.3702
.3722
.3736
.3874
.3869
.3958
.3825
.3798
5C0
.3825
.3798
.3869
.3958
.4006
.4044
.3950
.3875
5D0
.3783
.3646
.3825
.3798
.3950
.3875
.3898
.3716
ansi white bins
code
cct
bin
code
x
y
0e6
3500K
6A0
.3889
.3690
.3941
.3848
.4080
.3916
.4017
.3751
6B0
.3941
.3848
.3996
.4015
.4146
.4089
.4080
.3916
6C0
.4080
.3916
.4146
.4089
.4299
.4165
.4221
.3984
6D0
.4017
.3751
.4080
.3916
.4221
.3984
.4147
.3814


Podobny numer części - CXA1507-0000-000N00F430H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1507-0000-000N00F430H CREE-CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00F430H CREE-CXA1507-0000-000N00F430H Datasheet
1Mb / 17P
   LED array expands Crees family of high flux, multi die arrays in a smaller
More results

Podobny opis - CXA1507-0000-000N00F430H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
1Mb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT1925 CREE-CMT1925 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1925 LED
CMA1306 CREE-CMA1306 Datasheet
2Mb / 35P
   Cree짰 XLamp짰 CMA1306 LED
CMT1412 CREE-CMT1412 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1412 LED
CMT1420 CREE-CMT1420 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1420 LED
CXA1512 CREE-CXA1512 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1512 LED
CXA2011_V1A CREE-CXA2011_V1A Datasheet
920Kb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT2850 CREE-CMT2850 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT2850 LED
CMT2870 CREE-CMT2870 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT2870 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com