Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1507-0000-000N0HF440F Arkusz danych(PDF) 6 Page - Cree, Inc

Numer części CXA1507-0000-000N0HF440F
Szczegółowy opis  Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXA1507-0000-000N0HF440F Arkusz danych(HTML) 6 Page - Cree, Inc

Back Button CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet HTML 10Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
Copyright © 2012 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo and XLamp® are registered trademarks
of Cree, Inc.
6
XLamp CXa1507 LED
relative sPectral Power distribution (i
f = 200 ma, tJ = 85 °c)
relative luminous fluX vs. Junction temPerature (i
f = 200 ma)
Relative Spectral Power Distribution - White, Hot Binned, Baby
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)
Warm White
Cool White
Relative Flux Output vs. Junction Temperature
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature (ºC)


Podobny numer części - CXA1507-0000-000N0HF440F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1507-0000-000N0HF440F CREE-CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N0HF440F CREE-CXA1507-0000-000N0HF440F Datasheet
1Mb / 17P
   LED array expands Crees family of high flux, multi die arrays in a smaller
More results

Podobny opis - CXA1507-0000-000N0HF440F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
1Mb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT1925 CREE-CMT1925 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1925 LED
CMA1306 CREE-CMA1306 Datasheet
2Mb / 35P
   Cree짰 XLamp짰 CMA1306 LED
CMT1412 CREE-CMT1412 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1412 LED
CMT1420 CREE-CMT1420 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1420 LED
CXA1512 CREE-CXA1512 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1512 LED
CXA2011_V1A CREE-CXA2011_V1A Datasheet
920Kb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT2850 CREE-CMT2850 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT2850 LED
CMT2870 CREE-CMT2870 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT2870 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com