Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD4N60NZ Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD4N60NZ
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET 600V, 3.4A, 2.5
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD4N60NZ Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD4N60NZ_12 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
FDD4N60NZ Rev.C0
www.fairchildsemi.com
5
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Podobny numer części - FDD4N60NZ_12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4N60NZ FAIRCHILD-FDD4N60NZ Datasheet
321Kb / 8P
   FDD4N60NZ N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 3.4 A, 2.5 ?
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD4N60NZ ISC-FDD4N60NZ Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com