Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCX009AKB Arkusz danych(PDF) 10 Page - Sony Corporation

Numer części LCX009AKB
Szczegółowy opis  1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX009AKB Arkusz danych(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button LCX009AKB Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
– 10 –
LCX009AKB
Electro-optical Characteristics
(Ta = 25°C, NTSC mode)
Item
Contrast ratio
25°C
60°C
X
Y
X
Y
X
Y
25°C
60°C
25°C
60°C
25°C
60°C
R vs. G
B vs. G
0°C
25°C
0°C
25°C
60°C
60min.
CR25
CR60
T
Rx
Ry
Gx
Gy
Bx
By
V90-25
V90-60
V50-25
V50-60
V10-25
V10-60
V50RG
V50BG
ton0
ton25
toff0
toff25
F
YT60
Vcomopt
80
80
2.7
0.560
0.300
0.275
0.541
0.120
0.040
1.1
1.0
1.5
1.4
2.2
2.1
5.45
200
200
3.5
0.630
0.345
0.310
0.595
0.148
0.088
1.6
1.3
2.0
1.8
2.7
2.5
–0.10
0.10
25
8
65
20
5.60
0.670
0.390
0.347
0.650
0.187
0.122
2.2
2.1
2.5
2.4
3.2
3.1
–0.25
0.45
100
40
150
60
–40
20
5.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
CIE
standards
V
V
ms
dB
s
V
Optical transmittance
Chromaticity
R
G
B
V90
V50
V10
ON time
OFF time
V – T
characteristics
Half tone color
reproduction range
Response time
Flicker
Image retention time
Optimum Vcom voltage
Symbol
Measurement
method
Min.
Typ.
Max.
Unit


Podobny numer części - LCX009AKB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Podobny opis - LCX009AKB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX018AK SONY-LCX018AK Datasheet
350Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL/WID Color LCD Panel
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
ACX302AK SONY-ACX302AK Datasheet
365Kb / 24P
   8.80cm (3.5 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com