Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDS86106 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDS86106
Szczegółowy opis  N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 3.4 A, 105 m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS86106 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS86106 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS86106 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS86106 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS86106 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS86106 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS86106 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
5
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
FDS86106 Rev. C2
Figure 13. Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
SINGLE PULSE
RθJA = 125
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted


Podobny numer części - FDS86106

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDS86140 FAIRCHILD-FDS86140 Datasheet
255Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 11.2 A, 9.8 m廓
FDS86141 FAIRCHILD-FDS86141 Datasheet
239Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 7 A, 23 m?
More results

Podobny opis - FDS86106

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS8622 FAIRCHILD-FDMS8622 Datasheet
278Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 16.5 A, 56 m廓
FDMS86102LZ FAIRCHILD-FDMS86102LZ Datasheet
306Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 22 A, 25 m廓
FDMC86102 FAIRCHILD-FDMC86102 Datasheet
349Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 20 A, 24 m廓
FDMC86102 FAIRCHILD-FDMC86102_12 Datasheet
283Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 20 A, 24 m廓
FDMC86106LZ FAIRCHILD-FDMC86106LZ Datasheet
323Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 100 V, 7.5 A, 103 m廓
FDMC8884 FAIRCHILD-FDMC8884_12 Datasheet
358Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 15 A, 19 m廓
FDMS86101DC FAIRCHILD-FDMS86101DC Datasheet
291Kb / 8P
   N-Channel Dual CoolTM Power Trench짰 MOSFET 100 V, 60 A, 7.5 m廓
FDC8884 FAIRCHILD-FDC8884 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 6.5 A, 23 m廓
FDMC86244 FAIRCHILD-FDMC86244 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 150 V, 9.4 A, 134 m廓
FDMS86200 FAIRCHILD-FDMS86200 Datasheet
319Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 150 V, 49 A, 18 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com