Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD4N20 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD4N20
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD4N20_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image


















  
 %
         &' " ( )
 *  + , ( -   .* 
&
/ 
 0       1 %  
    
  
 

 

 


    $   %   &        
















#
















µ
 







 

!"#$%#

 
















  
2
 3


'   #















  

  


  

 !   
() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
- .!   
#$  
/   
#$  
''# #$  

"

©2009 Fairchild Semiconductor Internati
Rev. A2, January 2009


Podobny numer części - FQD4N20_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
519Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20LTF FAIRCHILD-FQD4N20LTF Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20TF FAIRCHILD-FQD4N20TF Datasheet
781Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
More results

Podobny opis - FQD4N20_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com