Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD10N20C Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD10N20C
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD10N20C Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD10N20C_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20C_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
1:1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
millimeters
Part Weight per unit (gram): 0.44
3 PLCS
2.29
(0.60)
C
0.88
0.64
1.14
0.76
2.28
1.60
1.52
0.70
9.65
8.90
0.60
0.40
1.14
0.90
6.30
5.90
1.27
0.50
6.80
6.35
5.54
5.14
2.50
2.10
0.60
0.40
A
0.25 M A M C
1
2
3
I - PAK
Dimensions in Millimeters
Rev. A2, January 2009
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
Package Dimensions


Podobny numer części - FQD10N20C_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20CTM FAIRCHILD-FQD10N20CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
More results

Podobny opis - FQD10N20C_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com