Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLD1231VL Arkusz danych(PDF) 5 Page - Sony Corporation

Numer części SLD1231VL
Szczegółowy opis  High Power Red Laser Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD1231VL Arkusz danych(HTML) 5 Page - Sony Corporation

  SLD1231VL Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
– 5 –
SLD1231VL
Temperature dependence of spectrum
λ — Wavelength [
nm]
Po = 30mW
Tc = 50°C
670
680
690
700
710
Tc = 25°C
Tc = 0°C
660


Podobny numer części - SLD1231VL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
SLD1236VL ETC2-SLD1236VL Datasheet
69Kb / 2P
   High-Power Red Laser Diode Supports 횞16-Speed DVD Recording
More results

Podobny opis - SLD1231VL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT66100MGOP ROITHNER-RLT66100MGOP Datasheet
227Kb / 3P
   High Power Red Laser Diode
ADL-63V0BTP ROITHNER-ADL-63V0BTP Datasheet
248Kb / 1P
   high power red laser diode
RLT67300T ROITHNER-RLT67300T Datasheet
71Kb / 1P
   High Power Red Laser Diode
RLT66100MG ROITHNER-RLT66100MG Datasheet
228Kb / 3P
   High Power Red Laser Diode
logo
Rohm
RLD65MPT7 ROHM-RLD65MPT7 Datasheet
63Kb / 3P
   Low power red laser diode
RLD65PZB5 ROHM-RLD65PZB5 Datasheet
46Kb / 3P
   DVD-Record, High power red laser diode
RLD65MPT4 ROHM-RLD65MPT4 Datasheet
74Kb / 3P
   Low power red laser diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3247-165 SANYO-DL-3247-165 Datasheet
38Kb / 2P
   RED LASER DIODE
logo
Sharp Corporation
LT050PS SHARP-LT050PS Datasheet
23Kb / 1P
   Red Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-LS1032 SANYO-DL-LS1032 Datasheet
23Kb / 1P
   RED LASER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com