Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

744028150 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 744028150
Szczegółowy opis  POWER-CHOKE WE-TPC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744028150 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744028150 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744028150 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744028150 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
size
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
ME
10-10-01
ME
09-04-24
Name
Datum / date
2811
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
2,8 ± 0,2
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H /180°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
E Testbedingungen / test conditions:
Metra HIT 27I für/for RDC
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
...............................................
............................................
2,8 ± 0,2
0,35
typ.
0,45
A
0,9 typ.
0,9 typ.
1,1 ± 0,10
HP 34401 A & Fluke 54II für/for IDC;
WAYNE KERR 3260B für/for L0; ISAT
D Prüfgeräte / test equipment:
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2010-10-01
max.
Testbedingungen /
test conditions
830
±30%
Artikelnummer / part number :
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
37
744028150
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
POWER-CHOKE WE-TPC
µH
RDC max.
Lo
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 10mA
RDC typ.
750
15
@ 20°C
∆∆∆∆L/L = < 35%
typ.
IN
m
@ 20°C
m
typ.
SRF
MHz
∆∆∆∆T = 40 K
typ.
Isat
A
A
B
C
xxxx
D
D
E
[mm]
1,0
1,2
3,2
1,0
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 744028150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744028100 WURTH-744028100 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results

Podobny opis - 744028150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74402800011 WURTH-74402800011 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744025003 WURTH-744025003 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744031001 WURTH-744031001 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744029003 WURTH-744029003 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744062150 WURTH-744062150 Datasheet
142Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066100 WURTH-744066100 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053004 WURTH-744053004 Datasheet
219Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053270 WURTH-744053270 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066151 WURTH-744066151 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043008 WURTH-744043008 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com