Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLD304B Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sony Corporation

Numer części SLD304B
Szczegółowy opis  Block-type 1000mW High Power Laser Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD304B Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sony Corporation

  SLD304B Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation SLD304B Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
– 4 –
SLD304B
0.1
0.5
1.0
5.0
10
Pulse width dependence of COD∗ power
Pulse width [
µs]
0.1
1.0
5.0
0.5
10
50
100
Duty = 10%
TC = 15
°C
Power dependence of polarization ratio
Po – Optical power output [mW]
0
200
400
600
800
1000
1200
TC = 15
°C
0
100
300
200
0
2
7
6
4
3
1
5
Optical power output vs. Operating current
Iop – Operating current [A]
0
2
4
6
1
3
5
7
Pulse width = 1
µs
Duty = 10%
Tc = 15
°C
PULSE
CW
∗ COD (Catastrophic Optical Damage)


Podobny numer części - SLD304B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD304V SONY-SLD304V Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
SLD304V-1 SONY-SLD304V-1 Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
SLD304V-2 SONY-SLD304V-2 Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
SLD304V-21 SONY-SLD304V-21 Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
SLD304V-24 SONY-SLD304V-24 Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
More results

Podobny opis - SLD304B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD304V SONY-SLD304V Datasheet
156Kb / 7P
   1000mW High Power Laser Diode?
SLD304XT SONY-SLD304XT Datasheet
100Kb / 8P
   1000mW High Power Laser Diode
SLD303B SONY-SLD303B Datasheet
116Kb / 6P
   BLOCK-TYPE 500mW HIGH POWER LASER DIODE
SLD301B SONY-SLD301B Datasheet
63Kb / 7P
   Block-type 100mW High Power Laser Diode
SLD302B SONY-SLD302B Datasheet
63Kb / 7P
   Block-type 200mW High Power Laser Diode
logo
DB Lectro Inc
8013-2323-AU DBLECTRO-8013-2323-AU Datasheet
67Kb / 1P
   808nm 1000mW IR Laser Diodes AUTO PACKAGE
logo
Sanyo Semicon Device
DL-6140-201 SANYO-DL-6140-201 Datasheet
74Kb / 3P
   High Power Laser Diode
DL-7140-201 SANYO-DL-7140-201 Datasheet
73Kb / 3P
   High Power Laser Diode
logo
Sony Corporation
SLD302XT SONY-SLD302XT Datasheet
98Kb / 8P
   200mW High Power Laser Diode
SLD301XT SONY-SLD301XT Datasheet
98Kb / 8P
   100mW High Power Laser Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com