Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLD322V-25 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sony Corporation

Numer części SLD322V-25
Szczegółowy opis  High Power Density 0.5W Laser Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD322V-25 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sony Corporation

  SLD322V-25 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation SLD322V-25 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
– 6 –
SLD322V
Wavelength [nm]
790
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
815
810
805
800
785
795
Tc = –10
°C
Wavelength [nm]
790
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
815
810
805
800
785
795
Tc = 25
°C
Wavelength [nm]
790
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
815
810
805
800
785
795
Tc = 30
°C
Wavelength [nm]
790
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
815
810
805
800
785
795
Tc = 0
°C
Temperature dependence of spectrum (Po = 0.5W)


Podobny numer części - SLD322V-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD322XT SONY-SLD322XT Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
SLD322XT-1 SONY-SLD322XT-1 Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
SLD322XT-2 SONY-SLD322XT-2 Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
SLD322XT-21 SONY-SLD322XT-21 Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
SLD322XT-24 SONY-SLD322XT-24 Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
More results

Podobny opis - SLD322V-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD322XT SONY-SLD322XT Datasheet
97Kb / 7P
   0.5W High Power Laser Diode
SLD1324ZT SONY-SLD1324ZT Datasheet
175Kb / 7P
   High-Power Density 1W Laser Diode
SLD324ZT SONY-SLD324ZT Datasheet
72Kb / 7P
   High-Power Density 2W Laser Diode
SLD323V SONY-SLD323V Datasheet
68Kb / 7P
   High Power Density 1W Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-6140-201 SANYO-DL-6140-201 Datasheet
74Kb / 3P
   High Power Laser Diode
DL-7140-201 SANYO-DL-7140-201 Datasheet
73Kb / 3P
   High Power Laser Diode
logo
Everlight Electronics C...
EHP-A09 EVERLIGHT-EHP-A09 Datasheet
171Kb / 10P
   High Power LED - 0.5W
EHP-A21GT46H-PU5TR EVERLIGHT-EHP-A21GT46H-PU5TR Datasheet
270Kb / 15P
   High Power LED-0.5W
EHP-A21SUG31H-PU5TR EVERLIGHT-EHP-A21SUG31H-PU5TR Datasheet
267Kb / 15P
   High Power LED-0.5W
EHP-A21SUR31A-PU5TR EVERLIGHT-EHP-A21SUR31A-PU5TR Datasheet
266Kb / 15P
   High Power LED-0.5W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com