Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLD323XT-25 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Sony Corporation

Numer części SLD323XT-25
Szczegółowy opis  1W High Power Laser Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD323XT-25 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Sony Corporation

  SLD323XT-25 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation SLD323XT-25 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
– 7 –
SLD323XT
Package Outline
Unit: mm
M – 273(LO – 10)
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
PACKAGE STRUCTURE
M-273(LO-10)
33.0 ± 0.05
Ø5.0
4 – R1.2 ± 0.3
Window
Glass
8 – Ø0.6
2.54
38.0 ± 0.5
19.0
LD Chip
28.0 ± 0.5
16.5 ± 0.1
Reference Plane
*
*Distance between pilot hole and emittng area
4 – Ø3.0
0
+ 0.05
PACKAGE WEIGHT
43g
Sony Corporation


Podobny numer części - SLD323XT-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD3232VF SONY-SLD3232VF Datasheet
136Kb / 2P
   Laser Diode
logo
List of Unclassifed Man...
SLD3233VF ETC2-SLD3233VF Datasheet
54Kb / 2P
   High-Power Blue-Violet Laser Diode for Blu-ray Discs
logo
Roithner LaserTechnik G...
SLD3235VF ROITHNER-SLD3235VF Datasheet
490Kb / 3P
   Violet Laser Diode
SLD3236VF ROITHNER-SLD3236VF Datasheet
490Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
Sony Corporation
SLD323V SONY-SLD323V Datasheet
68Kb / 7P
   High Power Density 1W Laser Diode
More results

Podobny opis - SLD323XT-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
SLD333V SONY-SLD333V Datasheet
47Kb / 4P
   1W High Power Laser Diode
SLD332F SONY-SLD332F Datasheet
89Kb / 5P
   1W High Power Laser Diode
SLD1324ZT SONY-SLD1324ZT Datasheet
175Kb / 7P
   High-Power Density 1W Laser Diode
SLD323V SONY-SLD323V Datasheet
68Kb / 7P
   High Power Density 1W Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-6140-201 SANYO-DL-6140-201 Datasheet
74Kb / 3P
   High Power Laser Diode
DL-7140-201 SANYO-DL-7140-201 Datasheet
73Kb / 3P
   High Power Laser Diode
logo
Sony Corporation
SLD302XT SONY-SLD302XT Datasheet
98Kb / 8P
   200mW High Power Laser Diode
SLD301XT SONY-SLD301XT Datasheet
98Kb / 8P
   100mW High Power Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT9830MG ROITHNER-RLT9830MG Datasheet
294Kb / 1P
   high power infrared laser diode
RLT1300-20G ROITHNER-RLT1300-20G Datasheet
107Kb / 2P
   high power infrared laser diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com