Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTB24-600 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

Numer części BTB24-600
Szczegółowy opis  Standard Triac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  APOLLOELECTRON [Apollo Electron Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.aelectron.com
Logo APOLLOELECTRON - Apollo Electron Co., Ltd.

BTB24-600 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

  BTB24-600 Datasheet HTML 1Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTB24-600 Datasheet HTML 2Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTB24-600 Datasheet HTML 3Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTB24-600 Datasheet HTML 4Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTB24-600 Datasheet HTML 5Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTB24-600 Datasheet HTML 6Page - Apollo Electron Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Electrical Characteristics
Symbol
Items
Conditions
Ratings
Unit
Min.
Typ.
Max.
IDRM
Repetitive Peak Off-State
Current
VD = VDRM, Single Phase, Half Wave
Tj = 125 °C
----
----
3 .0
mA
VTM
Peak On-State Voltage
ITM = 35A, Inst. tp=380
__
1.55
V
V
I+GT1
Gate Trigger Current
VD = 12 V, RL=33 Ω
──
50
mA
I -GT1
──
50
I -GT3
──
50
V+GT1
Gate Trigger Voltage
VD = 12 V, RL=33 Ω
──
1.5
V
V-GT1
──
1.5
V-GT3
──
1.5
VGD
Non-Trigger Gate Voltage
TJ = 125 °C, VD=VDRM, RL=3.3kΩ
0.2
----
-----
V
dv/dt
Critical Rate of Rise Off-State
Voltage
TJ = 125 °C,
VD=2/3 VDRM
40
----
----
V/㎲
IH
Holding Current
IT=0.5A
---
--
80
mA
TF A60
2/6


Podobny numer części - BTB24-600

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTB24-600B STMICROELECTRONICS-BTB24-600B Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
BTB24-600B STMICROELECTRONICS-BTB24-600B Datasheet
67Kb / 4P
   STANDARD TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB24-600B TGS-BTB24-600B Datasheet
128Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB24-600B KERSEMI-BTB24-600B Datasheet
446Kb / 4P
   Advanced high cell denity trench technology for ultra RDS(ON)
logo
Inchange Semiconductor ...
BTB24-600B ISC-BTB24-600B Datasheet
257Kb / 2P
   isc Triacs
More results

Podobny opis - BTB24-600

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TF4A60 APOLLOELECTRON-TF4A60 Datasheet
2Mb / 5P
   Standard Triac
TF8A60 APOLLOELECTRON-TF8A60 Datasheet
2Mb / 6P
   Standard Triac
TF12A80 APOLLOELECTRON-TF12A80 Datasheet
1Mb / 6P
   Standard Triac
TD8A60 APOLLOELECTRON-TD8A60 Datasheet
1Mb / 5P
   Standard Triac
TF6A60 APOLLOELECTRON-TF6A60 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
TF8A80 APOLLOELECTRON-TF8A80 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
TF16A60 APOLLOELECTRON-TF16A60 Datasheet
2Mb / 6P
   Standard Triac
logo
Unisonic Technologies
BTA40 UTC-BTA40_15 Datasheet
170Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
BTA40 UTC-BTA40 Datasheet
164Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
logo
STMicroelectronics
BTB04-600SL STMICROELECTRONICS-BTB04-600SL Datasheet
69Kb / 5P
   STANDARD 4A TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com