Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

744305040 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 744305040
Szczegółowy opis  POWER-CHOKE WE-HCM
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744305040 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744305040 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744305040 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744305040 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744305040 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Lerrlaufinduktivität/
initial inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz
self-res.-frequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
RST
09-01-19
Name
Datum / date
SRF
20
MHz
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Geprüft / checked
...................................................
..............................................
..................................................................................
13x13x5
Änderung / modification
Version 1
5,0 ±0,2
5,0 ±0,2
13,3 ±1
13,5 ±1
2,0 ±0,2
typ.
typ.
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
100 kHz / 10mA
L0
400
nH
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-HCM
POWER-CHOKE WE-HCM
Artikelnummer / part number :
744305040
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-01-19
+/-7%
A
Testbedingungen /
test conditions
28,0
typ.
0,155
± 20%
D Prüfgeräte / test equipment :
@ 20°C
RDC
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
IN
mΩ
∆T= 50 K
E Testbedingungen / test conditions :
A
20,0
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; I
SAT
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Ferrit/ferrite
Arbeitstemperatur / operating temperature: -40°C - +125°C
Metra Hit 27I für/for RDC;
∆L/L0= 20 %
Isat
It is recommended that the temperature of the part does
Agilent N5776A für/for IDC;
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - +85°C
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
Sn/Cu - 99.3/0.7 %
Würth Elektronik
http://www.we-online.de
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
G Eigenschaften / general specifications :
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Draht / wire:
Flatewire
RoHS
compliant
[
mm]
2,9
5,4
8
A
B
C
D
E
RDC is measured at these points
SEITE 1 VON 4


Podobny numer części - 744305040

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744305040 WURTH-744305040_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-HCM SMD High Current Flat Wire Inductor
More results

Podobny opis - 744305040

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744306025 WURTH-744306025 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744308033 WURTH-744308033 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744305022 WURTH-744305022 Datasheet
141Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744305033 WURTH-744305033 Datasheet
141Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744306020 WURTH-744306020 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744307016 WURTH-744307016 Datasheet
141Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744308040 WURTH-744308040 Datasheet
280Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744304016 WURTH-744304016 Datasheet
102Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744307022 WURTH-744307022 Datasheet
141Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744308015 WURTH-744308015 Datasheet
147Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
744308025 WURTH-744308025 Datasheet
147Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCM
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com