Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADA10000 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ANADIGICS, Inc

Numer części ADA10000
Szczegółowy opis  1 GHz CATV Amplifier
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Strona internetowa  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

ADA10000 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ANADIGICS, Inc

  ADA10000_12 Datasheet HTML 1Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc ADA10000_12 Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
3
Data Sheet - Rev 2.7
04/2012
ADA10000
Figure 3: Pinout - S24 Package
Table 2: Pin Description - S24 Package
2
3
1
4
RFIN
RFOUT
GND
GND
PIN
NaME
DESCRIPTION
1
RFIN
RF Input
2
GND
Ground
3
RFOUT
RF Output / Bias
4
GND
Ground


Podobny numer części - ADA10000_12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
ADA10000S24Q1 ANADIGICS-ADA10000S24Q1 Datasheet
259Kb / 12P
   Linear Amplifier MMIC Data Sheet - Rev 2.3
ADA10000S3C ANADIGICS-ADA10000S3C Datasheet
213Kb / 4P
   Linear Amplifier MMIC
ADA10000S3C ANADIGICS-ADA10000S3C Datasheet
259Kb / 12P
   Linear Amplifier MMIC Data Sheet - Rev 2.3
ADA10000S3CTR ANADIGICS-ADA10000S3CTR Datasheet
259Kb / 12P
   Linear Amplifier MMIC Data Sheet - Rev 2.3
More results

Podobny opis - ADA10000_12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
ACA1206 ANADIGICS-ACA1206 Datasheet
349Kb / 16P
   1 GHz CATV Line Amplifier
ACA1206 ANADIGICS-ACA1206_12 Datasheet
1Mb / 20P
   1 GHz CATV Line Amplifier
logo
Skyworks Solutions Inc.
ACA1206 SKYWORKS-ACA1206 Datasheet
1Mb / 22P
   1 GHz CATV Line Amplifier
ACA0862-B SKYWORKS-ACA0862-B Datasheet
816Kb / 14P
   1 GHz CATV Line Amplifier MMIC
ACA0862B SKYWORKS-ACA0862B Datasheet
1Mb / 14P
   1 GHz CATV Line Amplifier MMIC
logo
ANADIGICS, Inc
ACA0862 ANADIGICS-ACA0862 Datasheet
534Kb / 12P
   1 GHz CATV Line Amplifier MMIC
logo
NEC
MC-7894 NEC-MC-7894 Datasheet
53Kb / 6P
   1 GHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7894 CEL-MC-7894 Datasheet
267Kb / 5P
   1 GHz CATV 24 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7893 CEL-MC-7893_06 Datasheet
282Kb / 7P
   1 GHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7896 CEL-MC-7896 Datasheet
153Kb / 5P
   1 GHz CATV 27 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com