Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM4TW-4824SZ Arkusz danych(PDF) 4 Page - AIMTEC

Numer części AM4TW-4824SZ
Szczegółowy opis  4 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM4TW-4824SZ Arkusz danych(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM4TW-4824SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM4TW-4824SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM4TW-4824SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM4TW-4824SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM4TW-4824SZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AM4TW-Z
4 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.E
4 of 5
North America only
Dimensions
Conducted Emissions:
Dual Output
L
C1
C2
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Common
Load
Load
-V output
1000pF
2KV
12uH
220uF
100V


Podobny numer części - AM4TW-4824SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM4TW-4824SZ AIMTEC-AM4TW-4824SZ Datasheet
127Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
More results

Podobny opis - AM4TW-4824SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM4TW-RVZ AIMTEC-AM4TW-RVZ_16 Datasheet
745Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-R-Z AIMTEC-AM4TW-R-Z_16 Datasheet
225Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-VZ AIMTEC-AM4TW-VZ_13 Datasheet
747Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-Z AIMTEC-AM4TW-Z_16 Datasheet
127Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ_13 Datasheet
283Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-Z AIMTEC-AM4T-Z_13 Datasheet
396Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-RZ AIMTEC-AM4TW-RZ Datasheet
225Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ_16 Datasheet
223Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ Datasheet
453Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4N-Z AIMTEC-AM4N-Z_13 Datasheet
325Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com