Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

744877003 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 744877003
Szczegółowy opis  POWER-CHOKE WE-DD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744877003 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744877003 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744877003 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744877003 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg)
Nennstrom (je Wicklg.)/
rated Current (each wdg.)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
Nennspannung /
rated voltage
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
OO
09-09-01
Name
Datum / date
5,00
ΔL/L = -10%
UDC
max.
V
80
SRF
MHz
3,70
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
1 kHz / 0,25V
Luftfeuchtigkeit / humidity:
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
max.
ΔT = 40 K
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
744877003
3,3
4,0 ± 0,2
2,7 ± 0,1
1,0 ± 0,1
4,8 max.
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - + 85°C
46
2 SFBW; 155°C
G Eigenschaften / general specifications:
Ω
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-09-01
max.
Testbedingungen /
test conditions
0,052
±20%
Artikelnummer / part number :
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 W aldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
................................................................................
Kunde / customer :
DOPPELDROSSEL WE-DD
POWER-CHOKE WE-DD
µH
RDC1,2
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C
...............................................
..................................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
typ.
0,040
typ.
RDC1,2
Ω
A
Isat
IN1,IN2
A
7,3 ± 0,4
Typ M
Änderung / modification
Version 1
[ mm ]
0,8
3,1
2,2
2,2
1,0
A
B
C
D
E
23
14
A
v
v
v
v
v
v
v
v
1
4
2
L1
3
L2
Start
Finish
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 744877003

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744877001 WURTH-744877001 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877002 WURTH-744877002 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877004 WURTH-744877004 Datasheet
149Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877005 WURTH-744877005 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877006 WURTH-744877006 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results

Podobny opis - 744877003

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744878006 WURTH-744878006 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874003 WURTH-744874003 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874100 WURTH-744874100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870004 WURTH-744870004 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870100 WURTH-744870100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870221 WURTH-744870221 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448700015 WURTH-7448700015 Datasheet
90Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448709330 WURTH-7448709330 Datasheet
52Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744878100 WURTH-744878100 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877008 WURTH-744877008 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com