Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD7524UQ Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD7524UQ Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 8 page AD7524 REV. B –7– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier (E-20A) 1 20 4 9 8 13 19 BOTTOM VIEW 14 3 18 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) 45 ° TYP 0.015 (0.38) MIN 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.050 (1.27) BSC 0.075 (1.91) REF 0.011 (0.28) 0.007 (0.18) R TYP 0.095 (2.41) 0.075 (1.90) 0.100 (2.54) BSC 0.200 (5.08) BSC 0.150 (3.81) BSC 0.075 (1.91) REF 0.358 (9.09) 0.342 (8.69) SQ 0.358 (9.09) MAX SQ 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.088 (2.24) 0.054 (1.37) 16-Lead Plastic DIP (Narrow) (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead Plastic Leadless Chip Carrier (PLCC) (P-20A) 3 PIN 1 IDENTIFIER 4 19 18 8 9 14 13 TOP VIEW (PINS DOWN) 0.395 (10.02) 0.385 (9.78) SQ 0.356 (9.04) 0.350 (8.89) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.020 (0.50) R 0.050 (1.27) BSC 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.330 (8.38) 0.290 (7.37) 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) 16-Lead Cerdip (Q-16) 16 1 8 9 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.080 (2.03) MAX SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) MAX 0.840 (21.34) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 15 ° 0 ° 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 16-Lead Narrow-Body (SOIC) (R-16A) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2550 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (5.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |
Podobny numer części - AD7524UQ |
|
Podobny opis - AD7524UQ |