Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST1825XR101F501 Arkusz danych(PDF) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST1825XR101F501 Arkusz danych(HTML) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
4 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 0603 0805 1206 1210 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 100 200 250 500 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.00µF (105) 1.20µF (125) 1.50µF (155) 1.80µF (185) 2.20µF (225) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
Podobny numer części - ST1825XR101F501 |
|
Podobny opis - ST1825XR101F501 |