Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG426BN Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADG426BN
Szczegółowy opis  LC2MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG426BN Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG426BN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG426BN Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
–9–
REV. 0
ADG406/ADG407/ADG426
102
103
104
105
106
107
40
60
80
100
120
140
FREQUENCY – Hz
V
DD = +15V
V
SS = –15V
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
40
60
80
100
120
140
FREQUENCY – Hz
VDD = +15V
VSS = –15V
Test Circuit 1. On Resistance
Test Circuit 2. I
S (OFF)
Test Circuit 3. I
D (OFF)
Test Circuit 4. I
D (ON)
I
DS
SD
R
ON = V1/IDS
V
S
V1
Test Circuits
Figure 16. Crosstalk vs. Frequency
Figure 15. OFF Isolation vs. Frequency
VS
D
EN
+0.8V
S1
S2
S16
VSS
VDD
VD
A
ID (OFF)
VSS
VDD
D
EN
+0.8V
S1
S2
S16
VS
A
VD
VSS
VDD
IS (OFF)
VSS
VDD
D
EN
2.4V
S1
S16
VS
VSS
VDD
VD
A
ID (ON)
VSS
VDD


Podobny numer części - ADG426BN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG426BN AD-ADG426BN Datasheet
391Kb / 20P
   LC2MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
ADG426BNZ AD-ADG426BNZ Datasheet
391Kb / 20P
   LC2MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
More results

Podobny opis - ADG426BN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG407BPZ AD-ADG407BPZ Datasheet
391Kb / 20P
   LC2MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
ADG406 AD-ADG406_10 Datasheet
391Kb / 20P
   LC2MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
ADG408 AD-ADG408_V01 Datasheet
312Kb / 15P
   LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Rev. D
ADG408 AD-ADG408_06 Datasheet
440Kb / 16P
   LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. C
ADG408 AD-ADG408 Datasheet
223Kb / 11P
   LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. A
ADG428BRZ AD-ADG428BRZ Datasheet
165Kb / 12P
   LC2MOS Latchable 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. C
ADG428 AD-ADG428 Datasheet
157Kb / 12P
   LC2MOS Latchable 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. C
ADG426 AD-ADG426_15 Datasheet
391Kb / 20P
   LC MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
ADG406 AD-ADG406_15 Datasheet
391Kb / 20P
   LC MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
ADG407 AD-ADG407_15 Datasheet
391Kb / 20P
   LC MOS 8-/16-Channel High Performance Analog Multiplexers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com