Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG431BR Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADG431BR
Szczegółowy opis  LC2MOS Precision Quad SPST Switches
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG431BR Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

  ADG431BR Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG431BR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
ADG431/ADG432/ADG433
REV. B
–8–
16-Lead Cerdip
(Q-16)
16
1
8
9
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
PIN 1
0.005 (0.13) MIN
0.080 (2.03) MAX
SEATING
PLANE
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.200 (5.08)
MAX
0.840 (21.34) MAX
0.150
(3.81)
MIN
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.100
(2.54)
BSC
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
15°
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
16-Lead Plastic DIP (Narrow)
(N-16)
16
18
9
0.840 (21.34)
0.745 (18.92)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.26)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
SD
+15V
+5V
0.1 F
0.1 F
VDD
VL
IN
VS
GND
VSS
RL
50
VOUT
0.1 F
–15V
VIN
Test Circuit 7. Off Isolation
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
16-Lead SOIC
(R-16A)
16
9
8
1
0.3937 (10.00)
0.3859 (9.80)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
0
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
SD
+15V
+5V
0.1 F
0.1 F
VDD
VL
VS
GND
VSS
50
NC
0.1 F
–15V
VIN1
VIN2
S
D
RL
50
VOUT
CHANNEL TO CHANNEL
CROSSTALK = 20
LOG VS/VOUT
Test Circuit 8. Channel-to-Channel Crosstalk


Podobny numer części - ADG431BR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG431BR AD-ADG431BR Datasheet
137Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. C
More results

Podobny opis - ADG431BR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG411 AD-ADG411 Datasheet
156Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. A
ADG412BRZ AD-ADG412BRZ Datasheet
223Kb / 16P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. D
ADG433ABRZ AD-ADG433ABRZ Datasheet
137Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. C
ADG211AKRZ AD-ADG211AKRZ Datasheet
311Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. C
ADG663BRUZ AD-ADG663BRUZ Datasheet
131Kb / 8P
   LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG661 AD-ADG661 Datasheet
123Kb / 8P
   LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG444BRZ AD-ADG444BRZ Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG211AKNZ AD-ADG211AKNZ Datasheet
311Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. C
ADG442BRZ AD-ADG442BRZ Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG202AKNZ AD-ADG202AKNZ Datasheet
232Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com