Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADXL150JQC Arkusz danych(PDF) 15 Page - Analog Devices

Numer części ADXL150JQC
Szczegółowy opis  -5 g to -50 g, Low Noise, Low Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL150JQC Arkusz danych(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button ADXL150JQC Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADXL150JQC Datasheet HTML 15Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
ADXL150/ADXL250
–15–
REV. 0
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
14-Lead Cerpac
(QC-14)
0.291 (7.391)
0.285 (7.239)
0.390 (9.906)
MAX
PIN 1
0.419 (10.643)
0.394 (10.008)
7
14
8
1
0.300 (7.62)
0.345 (8.763)
0.290 (7.366)
0.0125 (0.318)
0.009 (0.229)
0.050 (1.270)
0.016 (0.406)
8
0
SEATING
PLANE
0.020 (0.508)
0.004 (0.102)
0.020 (0.508)
0.013 (0.330)
0.050
(1.27)
BSC
0.195 (4.953)
0.115 (2.921)
0.215 (5.461)
0.119 (3.023)


Podobny numer części - ADXL150JQC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADXL150EM-1 AD-ADXL150EM-1 Datasheet
169Kb / 2P
   ADXL105/ADXL150/ADXL250/ADXL190 Evaluation Modules
REV. C
ADXL150EM-3 AD-ADXL150EM-3 Datasheet
169Kb / 2P
   ADXL105/ADXL150/ADXL250/ADXL190 Evaluation Modules
REV. C
More results

Podobny opis - ADXL150JQC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
190Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL193 AD-ADXL193 Datasheet
180Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL278 AD-ADXL278_15 Datasheet
169Kb / 12P
   Dual-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
ADXL193 AD-ADXL193_15 Datasheet
154Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. B
ADXL78 AD-ADXL78_15 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
Rev. B
ADXL202 AD-ADXL202 Datasheet
124Kb / 11P
   Low Cost -2 g/-10 g Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
REV. B
ADXL203 AD-ADXL203_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
ADXL103 AD-ADXL103_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Rev. E
AD22301 AD-AD22301 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS ccelerometers
REV. B
ADXL323 AD-ADXL323_15 Datasheet
461Kb / 16P
   Small, Low Power, 2-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com